| データシートサーチシステム |
|
R7KA8D2AFDCAB データシート(PDF) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8D2AFDCAB データシート(HTML) 30 Page - Renesas Technology Corp |
|
30 / 292 page ![]() Table 1.16 Pin list for the Standard product (5 of 9) BGA289 BGA289 without MIPI BGA224 BGA224 without MIPI Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interr upt SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/ PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS MIPI/ GLCDC/ CEU H14 H14 G12 G12 VCC_03 — — — — — — — H15 H15 G13 G13 VCC_USBHS — — — — — — — H16 H16 G14 G14 USBHS_DP — — — — — — — H17 H17 G15 G15 USBHS_DM — — — — — — — J1 J1 J1 J1 — P506 A9 IRQ9 SD0CMD_A GTOWLO/GTCPPO3 — VIO_D1 J2 J2 J3 J3 — P507 A10 IRQ10 CTS_RTS7_A/SS7_A/DE7/ ET_TAS_STA0 GTADSM0/GTIOC0A — LCD_EX TCLK_A/ VIO_D0 J3 J3 J4 J4 — P508 A11 IRQ1 CTS5_A/ET_TAS_STA1 GTADSM1/GTIOC0B — VIO_VD J4 J4 K4 K4 — P509 A12 IRQ2 CTS_RTS5_A/SS5_A/DE5/ ET_TAS_STA2 GTIOC1A/ULPTEVI1 — VIO_HD J5 J5 L1 L1 — PC13 D17/ DQ17 IRQ1 RXD6_C/SCL6_C/MISO6_C/ ET0_INT GTCPPO10 — — J6 J6 — — VCC2_11 — — — — — — — J7 J7 — — VSS_11 — — — — — — — J8 J8 G8 G8 VCL7 — — — — — — — J9 J9 F8 F8 VCL6 — — — — — — — J10 J10 F7 F7 VSS6 — — — — — — — J11 J11 H9 H9 VCL2 — — — — — — — J12 J12 H10 H10 VSS2 — — — — — — — J13 J13 G11 G11 — P404 — IRQ15- DS CTS1_A/SSILRCK0_A/SSIFS0_A/ SD1DAT2_B/ET0_WOL GTIOC3B/RTCIC2 AD1FLAG 1 — J14 J14 H12 H12 VSS_02 — — — — — — — J15 J15 H13 H13 USBHS_RREF — — — — — — — J16 J16 H14 H14 VSS2_USBHS — — — — — — — J17 J17 H15 H15 VSS1_USBHS — — — — — — — K1 K1 K1 K1 — PC15 A16 IRQ30 CTS6_C/CRX1 GTADSM0 — — K2 K2 K2 K2 CACREF P608 A14 IRQ22 TXD5_A/SDA5_A/MOSI5_A GTOWUP/GTCPPO4 — VIO_FLD K3 K3 J2 J2 — P510 A13 IRQ3 RXD5_A/SCL5_A/MISO5_A/ ET_TAS_STA3 GTIOC1B/ULPTEVI0 — VIO_CL K K4 K4 K3 K3 — PD00 A15 IRQ23 SCK5_A/DE5/CTX1 GTOWLO/GTCPPO5 — — K5 K5 — — — PC07 D23/ DQ23 IRQ21 OM_1_RESET GTCPPO0 — — K6 K6 R4 R4 VSS_12 — — — — — — — K7 K7 J7 J7 VSS9 — — — — — — — K8 K8 J8 J8 VCL9 — — — — — — — K9 K9 H8 H8 VCL8 — — — — — — — K10 K10 H7 H7 VSS8 — — — — — — — K11 K11 J9 J9 VCL1 — — — — — — — K12 K12 J10 J10 VSS1 — — — — — — — K13 K13 K11 K11 — P410 A19 IRQ5 SCK3_A/DE3/SCL0_A*1/ USB_OVRCURB-DS/ USBHS_OVRCURB/ GPTP_MATCH0 GTOVLO/GTIOC9B/ AGTOB1 ADST0 — K14 K14 J12 J12 VCC_02 — — — — — — — K15 K15 J13 J13 AVCC_USBHS — — — — — — — K16 K16 J14 J14 XTAL P213 — IRQ2 TXD1_C/SDA1_C/MOSI1_C GTETRGC/GTIOC0A/ ULPTEE0 ADTRG1 — K17 K17 J15 J15 EXTAL P212 — IRQ3 RXD1_C/SCL1_C/MISO1_C GTETRGD/GTIOC0B/ AGTEE1 — — L1 L1 — — — PC03 D27/ DQ27 IRQ25 TXD7_C/SDA7_C/MOSI7_C/ OM_1_SIO4 GTCPPO4 — — L2 L2 — — — PC02 D28/ DQ28 IRQ26 SCK7_C/DE7/OM_1_SIO3 GTCPPO5 — — L3 L3 — — — PC04 D26/ DQ26 IRQ24 RXD7_C/SCL7_C/MISO7_C/ OM_1_SIO2 GTCPPO3 — — L4 L4 — — — PC09 D21/ DQ21 IRQ5 OM_1_RSTO1 — — — RA8D2 Datasheet 1. Overview R01DS0493EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 30 of 292 |