| データシートサーチシステム |
|
R7KA8D2AFDCAB データシート(PDF) 39 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R7KA8D2AFDCAB データシート(HTML) 39 Page - Renesas Technology Corp |
|
39 / 292 page ![]() Table 1.17 Pin list for the SiP product (6 of 9) BGA303 BGA303 without MIPI Power, System, Clock, Debug, CAC I/O ports ExBus/ SDRAM Ex.Interru pt SCI/IIC/I3C/SPI/CANFD/USBFS/ USBHS/OSPI/SSIE/SDHI/MMC/ ESWM(GMII, RGMII, MII, RMII)/PDMIF GPT/AGT/ULPT/RTC ADC16H/ DAC12/ ACMPHS MIPI/ GLCDC/C EU K10 K10 VCL8 — — — — — — — K11 K11 VSS8 — — — — — — — K12 K12 VCL1 — — — — — — — K13 K13 VSS1 — — — — — — — K15 K15 VCC_02 — — — — — — — K16 K16 AVCC_USBHS — — — — — — — K17 K17 XTAL P213 — IRQ2 TXD1_C/SDA1_C/MOSI1_C GTETRGC/GTIOC0A/ ULPTEE0 ADTRG1 — K18 K18 EXTAL P212 — IRQ3 RXD1_C/SCL1_C/MISO1_C GTETRGD/GTIOC0B/AGTEE1 — — L1 L1 — PC10 — IRQ4 — GTCPPO13 — — L2 L2 VSS — — — — — — — L3 L3 PUP — — — — — — — L4 L4 VCC2_16 — — — — — — — L5 L5 VSS_16 — — — — — — — L7 L7 VCC2_12 — — — — — — — L8 L8 VSS_14 — — — — — — — L9 L9 VSS_15 — — — — — — — L10 L10 VSS10 — — — — — — — L11 L11 VCL10 — — — — — — — L12 L12 VCL0 — — — — — — — L13 L13 VSS0 — — — — — — — L14 L14 — P403 — IRQ14-DS CTS_RTS1_A/SS1_A/DE1/ SSIBCK0_A/SD1DAT1_B/ET1_WOL GTIOC3A/RTCIC1 AD0FLAG1 — L15 L15 — P404 — IRQ15-DS CTS1_A/SSILRCK0_A/SSIFS0_A/ SD1DAT2_B/ET0_WOL GTIOC3B/RTCIC2 AD1FLAG1 — L16 L16 VCC_01 — — — — — — — L17 L17 XCOUT P214 — IRQ21 — — — — L18 L18 XCIN/EXCIN P215 — IRQ20 — — — — M1 M1 — PC09 — IRQ5 — — — — M2 M2 VSS — — — — — — — M3 M3 VSS — — — — — — — M4 M4 VCC2_17 — — — — — — — M5 M5 VSS_17 — — — — — — — M8 M8 VCC2_14 — — — — — — — M9 M9 VCC2_15 — — — — — — — M11 M11 VSS11 — — — — — — — M12 M12 VCL11 — — — — — — — M14 M14 — P414 A23 IRQ9 RXD4_B/SCL4_B/MISO4_B/SSLB0_B/ CRX1/ET1_MDIO GTIOC0B — VIO_CLK M15 M15 CACREF P402 — IRQ4-DS SCK1_A/DE1/CRX0/AUDIO_CLK/ SD1DAT0_B/ET0_LINKSTA RTCIC0 — — M16 M16 — P410 A19 IRQ5 SCK3_A/DE3/SCL0_A*1/ USB_OVRCURB-DS/ USBHS_OVRCURB/GPTP_MATCH0 GTOVLO/GTIOC9B/AGTOB1 ADST0 — M17 M17 VBATT — — — — — — — M18 M18 VSS_01 — — — — — — — N1 N1 — PC08 — IRQ29 — GTCPPO8 — — N2 N2 VSS — — — — — — — N3 N3 VSS — — — — — — — N4 N4 VCC2_18 — — — — — — — N5 N5 VSS_18 — — — — — — — N7 N7 — P105 — IRQ0 CTS_RTS8_B/SS8_B/DE8/SSLB2_A/ OM_0_ECSINT1 GTIOC1A/ULPTO1-DS ADSYNC — N10 N10 — P810 — IRQ21 SCK7_B/DE7/SD1DAT2_A/PDMCLK0 GTIOC10A/ULPTOA0 — — RA8D2 Datasheet 1. Overview R01DS0493EJ0130 Rev.1.30 Feb 27, 2026 Page 39 of 292 |