| データシートサーチシステム |
|
R5F10CMDCLFB データシート(PDF) 45 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
R5F10CMDCLFB データシート(HTML) 45 Page - Renesas Technology Corp |
|
45 / 139 page ![]() RL78/D1A 2. PIN FUNCTIONS R01DS0463EJ0120 Rev. 1.20 Page 45 of 135 Mar 31, 2026 (5/6) Function Name I/O Function 48-pin 64-pin 80-pin 100-pin 128-pin R5F10CGx/ R5F10DGx R5F10CLx/ R5F10DLx R5F10CMx/ R5F10DMx R5F10TPx/ R5F10DPx R5F10DSx SM21 Output Stepper motor output 21 − 57 74 89 82 SM22 Output Stepper motor output 22 − 56 73 88 81 SM23 Output Stepper motor output 23 − 55 72 87 80 SM24 Output Stepper motor output 24 − 54 71 86 79 ZPD24 Input Zero point detection input 24 − 54 71 86 79 SM31 Output Stepper motor output 31 − − 70 85 78 SM32 Output Stepper motor output 32 − − 69 84 77 SM33 Output Stepper motor output 33 − − 68 83 76 SM34 Output Stepper motor output 34 − − 67 82 75 ZPD34 Input Zero point detection input 34 − − 67 82 75 SM41 Output Stepper motor output 41 − − 64 79 72 SM42 Output Stepper motor output 42 − − 63 78 71 SM43 Output Stepper motor output 43 − − 62 77 70 SM44 Output Stepper motor output 44 − − 61 76 69 ZPD44 Input Zero point detection input 44 − − 61 76 69 DBD0 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 0 − − − − 10 DBD1 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 1 − − − − 11 DBD2 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 2 − − − − 12 DBD3 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 3 − − − − 13 DBD4 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 4 − − − − 14 DBD5 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 5 − − − − 15 DBD6 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 6 − − − − 16 DBD7 Input/ Output LCD Bus I/F data lines 7 − − − − 17 DBWR ___________ Output LCD Bus I/F write strobe − − − − 18 DBRD __________ Output LCD Bus I/F read strobe − − − − 19 STOPST Output STOP status output − − − − 101 RESOUT Output Reset output signal − − − − 102 PCL Output Clock output 18 23 24, 29 32, 39 24, 7 INTP0 Input Interrupt from peripheral 0 – 22 28 38 23 INTP1 Input Interrupt from peripheral 1 13 17 21 26 1 INTP2 Input Interrupt from peripheral 2 17 21 27 37 22 INTP3 Input Interrupt from peripheral 3 14 18 22 27 2 INTP4 Input Interrupt from peripheral 4 15 19 25 35 20 INTP5 Input Interrupt from peripheral 5 7 11 15 18 121 |