| データシートサーチシステム |
|
WM8959 データシート(PDF) 4 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
WM8959 データシート(HTML) 4 Page - Wolfson Microelectronics plc |
|
4 / 155 page ![]() WM8959 Pre-Production w PP, May 2008, Rev 3.1 4 PIN CONFIGURATION ORDERING INFORMATION ORDER CODE TEMPERATURE RANGE PACKAGE MOISTURE SENSITIVITY LEVEL PEAK SOLDERING TEMPERATURE WM8959ECS/RV -40 °C to +85°C 42-ball WCSP (Pb-free, Tape and reel) MSL3 260 °C Note: Reel quantity = 3500 |