| データシートサーチシステム |
|
STE2002DIE2 データシート(PDF) 47 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STE2002DIE2 データシート(HTML) 47 Page - STMicroelectronics |
|
47 / 51 page ![]() 47/51 STE2002 OSC_IN 187 +1875.0 +946.5 VDD1_1 188 +1825.0 +946.5 VDD1_2 189 +1825.0 +839.5 VDD1_3 190 +1775.0 +946.5 VDD1_4 191 +1775.0 +839.5 VDD1_5 192 +1725.0 +946.5 VDD1_6 193 +1725.0 +839.5 VDD1_7 194 +1675.0 +946.5 VDD1_8 195 +1675.0 +839.5 VDD1_9 196 +1625.0 +946.5 VDD1_10 197 +1625.0 +839.5 VDD1_11 198 +1575.0 +946.5 VDD1_12 199 +1575.0 +839.5 VDD2_1 200 +1525.0 +946.5 VDD2_2 201 +1525.0 +839.5 VDD2_3 202 +1475.0 +946.5 VDD2_4 203 +1475.0 +839.5 VDD2_5 204 +1425.0 +946.5 VDD2_6 205 +1425.0 +839.5 VDD2_7 206 +1375.0 +946.5 VDD2_8 207 +1375.0 +839.5 VDD2_9 208 +1325.0 +946.5 VDD2_10 209 +1325.0 +839.5 VDD2_11 210 +1275.0 +946.5 VDD2_12 211 +1275.0 +839.5 BUSY_FLAG 212 +1125.0 +946.5 SDOUT 213 +975.0 +946.5 SDIN 214 +925.0 +946.5 SD/C 215 +875.0 +946.5 SCE 216 +825.0 +946.5 SCLK 217 +775.0 +946.5 Table 16. Pad Coordinates (continued) NAME PAD X ( µm) Y( µm) VSSAUX 218 +625.0 +946.5 R/W 219 +575.0 +946.5 D7 220 +525.0 +946.5 D6 221 +475.0 +946.5 D5 222 +425.0 +946.5 D4 223 +375.0 +946.5 D3 224 +325.0 +946.5 D2 225 +275.0 +946.5 D1 226 +225.0 +946.5 D0 227 +175.0 +946.5 PD/C 228 +125.0 +946.5 E 229 +75.0 +946.5 RES 230 -75.0 +946.5 VSSAUX 231 -225.0 +946.5 SDA_OUT 232 -275.0 +946.5 SDA_OUT 233 -325.0 +946.5 SDA_IN 234 -375.0 +946.5 SCL 235 -425.0 +946.5 VSS_1 236 -975.0 +946.5 VSS_2 237 -975.0 +839.5 VSS_3 238 -1025.0 +946.5 VSS_4 239 -1025.0 +839.5 VSS_5 240 -1075.0 +946.5 VSS_6 241 -1075.0 +839.5 VSS_7 242 -1125.0 +946.5 VSS_8 243 -1125.0 +839.5 VSS_9 244 -1175.0 +946.5 VSS_10 245 -1175.0 +839.5 VSS_11 246 -1225.0 +946.5 VSS_12 247 -1225.0 +839.5 VSS_13 248 -1275.0 +946.5 Table 16. Pad Coordinates (continued) NAME PAD X ( µm) Y( µm) |