| データシートサーチシステム |
|
L6393D013TR データシート(PDF) 17 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6393D013TR データシート(HTML) 17 Page - STMicroelectronics |
|
17 / 20 page ![]() L6393 Package mechanical data 17/20 Figure 7. DIP-14 mechanical data and package dimensions DIP-14 DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. a1 0.51 0.020 B1.39 1.65 0.055 0.065 b 0.5 0.020 b1 0.25 0.010 D20 0.787 E 8.5 0.335 e 2.54 0.100 e3 15.24 0.600 F7.1 0.280 I 5.1 0.201 L 3.3 0.130 Z 1.27 2.54 0.050 0.100 OUTLINE AND MECHANICAL DATA |