| データシートサーチシステム |
|
STP04CM05 データシート(PDF) 21 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP04CM05 データシート(HTML) 21 Page - STMicroelectronics |
|
21 / 24 page ![]() STP04CM05 Package mechanical data 21/24 Figure 21. Tape and reel dimensions Table 11. Tape and reel SO-14 Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.4 6.6 0.252 0.260 Bo 9 9.2 0.354 0.362 Ko 2.1 2.3 0.082 0.090 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 7.9 8.1 0.311 0.319 |