| データシートサーチシステム |
|
STP04CM05 データシート(PDF) 22 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP04CM05 データシート(HTML) 22 Page - STMicroelectronics |
|
22 / 24 page ![]() Package mechanical data STP04CM05 22/24 Figure 22. Tape and reel dimensions Table 12. TSSOP16 tape and reel Dim. mm. inch Min Typ Max Min Typ Max A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 22.4 0.882 Ao 6.7 6.9 0.264 0.272 Bo 5.3 5.5 0.209 0.217 Ko 1.6 1.8 0.063 0.071 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 7.9 8.1 0.311 0.319 |