| データシートサーチシステム |
|
STP16CP596M データシート(PDF) 23 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STP16CP596M データシート(HTML) 23 Page - STMicroelectronics |
|
23 / 26 page ![]() STP16CP596 9 Package mechanical data 23/26 Table 13. Tape & Reel SO-24 Ref mm inch Min Typ Max Min Typ Max A 330 12.992 C 12.8 13.2 0.504 0.519 D 20.2 0.795 N 60 2.362 T 30.4 1.197 Ao 10.8 11.0 0.425 0.433 Bo 15.7 15.9 0.618 0.626 Ko 2.9 3.1 0.114 0.122 Po 3.9 4.1 0.153 0.161 P 11.9 12.1 0.468 0.476 Figure 22. Reel dimensions |