| データシートサーチシステム |
|
SPMD250STP データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
SPMD250STP データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 29 page ![]() Electrical data SPMD250STP 4/29 1 Electrical data 1.1 Absolute maximum ratings Table 1. Absolute maximum ratings Symbol Parameter Value Unit VS DC supply voltage (pin 18) 42 V VSS DC logic supply voltage (pin 12) 7 V Tstg Storage temperature range – 40 to +105 °C Tcop Operating case temperature range – 40 to +85 °C |