| データシートサーチシステム |
|
STW41411/T データシート(PDF) 14 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STW41411/T データシート(HTML) 14 Page - STMicroelectronics |
|
14 / 31 page ![]() STw4141 Electrical characteristics 13/30 2.9 Load transients in PWM mode Figure 6. Load transient in PWM mode, IOUT1 = 1mA to 200mA, IOUT2 = 1mA to 400mA Load transient related to in-phase switching VIN = 3.6V, VOUT1 = 1.8V, VOUT2 = 1.2V Load transient output 1 leading output 2 VIN = 3.6V, VOUT1 = 1.8V, VOUT2 = 1.2V Load transient output 2 leading output 1 VIN = 3.6V, VOUT1 = 1.8V, VOUT2 = 1.2V Load transient related to anti-phase switching VIN = 3.6V, VOUT1 = 1.8V, VOUT2 = 1.2V |