| データシートサーチシステム |
|
L6756D データシート(PDF) 16 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L6756D データシート(HTML) 16 Page - STMicroelectronics |
|
16 / 36 page ![]() Electrical specifications L6756D 16/36 Table 7. Voltage identifications (VID) for Intel VR10 mode + 6.25 mV VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID5 VID6 Output voltage VID4 VID3 VID2 VID1 VID0 VID5 VID6 Output voltage 01 01011 1.60000 1101 011 1.20000 01 01010 1.59375 1101 010 1.19375 01 01101 1.58750 1101 101 1.18750 01 01100 1.58125 1101 100 1.18125 01 01111 1.57500 1101 111 1.17500 01 01110 1.56875 1101 110 1.16875 01 10001 1.56250 1110 001 1.16250 01 10000 1.55625 1110 000 1.15625 01 10011 1.55000 1110 011 1.15000 01 10010 1.54375 1110 010 1.14375 01 10101 1.53750 1110 101 1.13750 01 10100 1.53125 1110 100 1.13125 01 10111 1.52500 1110 111 1.12500 01 10110 1.51875 1110 110 1.11875 01 11001 1.51250 1111 001 1.11250 01 11000 1.50625 1111 000 1.10625 01 11011 1.50000 1111 011 1.10000 01 11010 1.49375 1111 010 1.09375 01 11101 1.48750 1111 101 OFF 01 11100 1.48125 1111 100 OFF 01 11111 1.47500 1111 111 OFF 01 11110 1.46875 1111 110 OFF 10 00001 1.46250 0000 001 1.08750 10 00000 1.45625 0000 000 1.08125 10 00011 1.45000 0000 011 1.07500 10 00010 1.44375 0000 010 1.06875 10 00101 1.43750 0000 101 1.06250 10 00100 1.43125 0000 100 1.05625 10 00111 1.42500 0000 111 1.05000 10 00110 1.41875 0000 110 1.04375 10 01001 1.41250 0001 001 1.03750 10 01000 1.40625 0001 000 1.03125 10 01011 1.40000 0001 011 1.02500 10 01010 1.39375 0001 010 1.01875 |