データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PAM2306EN2YPBA データシート(PDF) 8 Page - Power Analog Micoelectronics

部品番号 PAM2306EN2YPBA
部品情報  Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Coverter
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PAM [Power Analog Micoelectronics]
ホームページ  http://www.poweranalog.com
Logo PAM - Power Analog Micoelectronics

PAM2306EN2YPBA データシート(HTML) 8 Page - Power Analog Micoelectronics

Back Button PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 4Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 5Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 6Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 7Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 8Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 9Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 10Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 11Page - Power Analog Micoelectronics PAM2306EN2YPBA Datasheet HTML 12Page - Power Analog Micoelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 15 page
background image
8
,
Power Analog Microelectronics Inc
www.poweranalog.com
Typical Performance Characteristics
°C
T =25
, C =10 F, C =10 F,L=4.7 H, unless otherwise noted.
AIN
O
μμ
μ
0.584
0.586
0.588
0.590
0.592
0.594
0.596
0.598
0.600
0.602
234
5
6
Input Voltage(V)
I=100mA
I=600mA
I=800mA
0.590
0.595
0.600
0.605
0.610
0.615
0.620
0
50
100
150
Tem perature(°C)
Vin=3.6V
Reference Voltage VS Input Voltage
Reference Voltage VS Temperature
Reference Voltage VS Load Current
Output Voltage VS Temperature
Output Voltage
Load Current
VS
1.188
1.189
1.19
1.191
1.192
1.193
1.194
20
40
60
80
100
120
140
Temperature(°C)
Vo=1.2V
Vin=3.6V
Io=100mA
PAM2306
Dual High-Efficiency PWM Step-Down DC-DC Coverter
07/2008 Rev 1.0
0.580
0.583
0.585
0.588
0.590
0.593
0.595
0.598
0.600
0.603
0
200
400
600
800
1000
Load Current(mA)
Vin=2.7V
Vin=3.6V
Vin=4.2V
1.188
1.193
1.198
1.203
1.208
1.213
1.218
0
100 200
300
400
500 600
700
800 900 1000
Load Current(mA)
Vin=2.7V
Vin=3.6V
Vin=4.2V
Vin=5V
1.188
1.193
1.198
1.203
1.208
1.213
1.218
2.53
3.544.5
55.5
Input Voltage(V)
Io=1mA
Io=500mA
Io=1A
Output Voltage VS Input Voltage
Vo=1.2V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com