| データシートサーチシステム |
|
HD404334FS データシート(PDF) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD404334FS データシート(HTML) 5 Page - Renesas Technology Corp |
|
5 / 80 page ![]() HD404339 Series 3 Pin Arrangement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 FP-64B R72 R00/SCK R01/SI R02/SO R03/TOC TEST RESET OSC1 OSC2 GND X1 X2 AVSS R30/AN0 R31/AN1 R32/AN2 R33/AN3 R40/AN4 R41/AN5 R11 R10 R93 R92 R91 R90 R83 R82 R81 R80 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 R60 R61 R62 R63 R70 R71 R72 R00/SCK R01/SI R02/SO R03/TOC TEST RESET OSC1 OSC2 GND X1 X2 AVSS R30/AN0 R31/AN1 R32/AN2 R33/AN3 R40/AN4 R41/AN5 R42/AN6 R43/AN7 R50/AN8 R51/AN9 R52/AN10 R53/AN11 AVCC R83 R82 R81 R80 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4/STOPC D3/BUZZ D2/EVNB D1/INT1 D0/INT0 VCC RA1/Vdisp R23 R22 R21 R20 R13 R12 R11 R10 R93 R92 R91 R90 DP-64S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 |