| データシートサーチシステム |
|
HD404336FS データシート(PDF) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD404336FS データシート(HTML) 9 Page - Renesas Technology Corp |
|
9 / 80 page ![]() HD404339 Series 7 Pin Number MCU Mode PROM Mode DP-64S FP-64B Pin I/O Pin I/O 31 25 R5 3/AN11 I/O 32 26 AV CC —V CC 33 27 V CC —V CC 34 28 D 0 /INT0 I/O M 0 I 35 29 D 1 /INT1 I/O M 1 I 36 30 D 2 /EVNB I/O A 1 I 37 31 D 3 /BUZZ I/O A 2 I 38 32 D 4 /STOPC I/O 39 33 D 5 I/O A 3 I 40 34 D 6 I/O A 4 I 41 35 D 7 I/O A 9 I 42 36 D 8 I/O V CC 43 37 D 9 I/O 44 38 D 10 I/O 45 39 D 11 I/O 46 40 D 12 I/O 47 41 D 13 I/O 48 42 R8 0 I/O CE I 49 43 R8 1 I/O OE I 50 44 R8 2 I/O A 13 I 51 45 R8 3 I/O A 14 I 52 46 R9 0 I/O 53 47 R9 1 I/O 54 48 R9 2 I/O 55 49 R9 3 I/O 56 50 R1 0 I/O A 5 I 57 51 R1 1 I/O A 6 I 58 52 R1 2 I/O A 7 I 59 53 R1 3 I/O A 8 I 60 54 R2 0 I/O A 0 I 61 55 R2 1 I/O A 10 I 62 56 R2 2 I/O A 11 I 63 57 R2 3 I/O A 12 I 64 58 RA 1/V disp I Notes: 1. I/O: Input/output pin; I: Input pin; O: Output pin 2. O 0 to O 4 consist of two pins each. Tie each pair together before using them. |