| データシートサーチシステム |
|
HD404612FS データシート(PDF) 69 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HD404612FS データシート(HTML) 69 Page - Renesas Technology Corp |
|
69 / 91 page ![]() HD404618 Series 67 Pin Number MCU Mode PROM Mode Pin Number MCU Mode PROM Mode FP-80B FP-80A, TFP-80 Pin Name I/O Pin Name I/O FP-80B FP-80A, TFP-80 Pin Name I/O Pin Name I/O 55 53 SEG23 O 68 66 COM4 O 56 54 SEG24 O 69 67 V 1 57 55 SEG25 O 70 68 V 2 58 56 SEG26 O 71 69 V 3 V CC 59 57 SEG27 O 72 70 TONEC O 60 58 SEG28 O 73 71 TONER O 61 59 SEG29 O 74 72 VT ref V CC 62 60 SEG30 O 75 73 V CC V CC 63 61 SEG31 O 76 74 OSC 1 IV CC 64 62 SEG32 O 77 75 OSC 2 O 65 63 COM1 O 78 76 RESET I RESET I 66 64 COM2 O 79 77 D 0 I/O O 0 I/O 67 65 COM3 O 80 78 D 1 I/O O 1 I/O |