| データシートサーチシステム |
|
M32C/8A データシート(PDF) 300 Page - Renesas Technology Corp |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
M32C/8A データシート(HTML) 300 Page - Renesas Technology Corp |
|
300 / 372 page ![]() M32C/8A Group 22. Programmable I/O Ports Rev.1.00 Jul 15, 2007 Page 283 of 352 REJ09B0385-0100 Figure 22.3 Programmable I/O Ports (3) (note 4) (A) Hysteresis (B) Peripheral fucntion input PDi register Pull-up select Programmable I/O ports with the function select register Registers PS0 to PS3(1, 2) E C Port latch B : Available − : Not available NOTES: 1. For P5_3, use the PM07 bit in the PM0 register, bits PM15 and PM14 in the PM1 register, and bits CM01 and CM00 in the CM0 register to select CLKOUT or ALE output. 2. For P5_4 and P5_6, use bits PM15 and PM14 to select ALE output. 3. P7_0 and P7_1 are N-channel open drain output ports. 4. These ports are provided in the 144-pin package only. Data bus Peripheral function output Peripheral function input Peripheral function input D Analog signal A (C) Peripheral fucntion input (D) Analog I/F (E) Circuit − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − Option Port P5_3(1) P5_4, P5_6(2) P6_0 to P6_7 P7_0, P7_1(3) P7_6, P7_7 P8_2 P9_0 to P9_2 P9_3 to P9_6 P9_7 P10_0 to P10_3 P10_4 to P10_7 P11_0 to P11_3 P11_4, P12_0 P12_1 to P12_3 P12_4 to P12_7 P13_0 to P13_4 P13_5, P13_6 P13_7 P14_0 to P14_3 P14_4 to P14_6 P15_0 P15_1 to P15_3 P15_4 P15_5 to P15_7 |