データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

T820-XXXW データシート(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

部品番号 T820-XXXW
部品情報  SNUBBERLESS TRIAC
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

T820-XXXW データシート(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  T820-XXXW Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics T820-XXXW Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics T820-XXXW Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics T820-XXXW Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics T820-XXXW Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
T820-xxxW / T830-xxxW
4/5
I(A). I2 t(A2 s)
TSM
110
1
10
100
1000
Tj initial = 25 C
o
I
TSM
tp(ms)
I 2 t
Fig. 7: Non repetitive surge peak on-state current
for a sinusoidal pulse with width : tp
® 10ms, and
corresponding value of I
2t.
00.5
11.522.5
33.5
44.5
5
5.5
6
0.1
1
10
100
1000
I(A)
TM
Tj initial
25 C
o
Tj max
Tj max
Vto =0.9V
Rt =0.048
V(V)
TM
Fig. 8: On-state characteristics (maximum val-
ues).



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com