| データシートサーチシステム |
|
VN02H データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
VN02H データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() DIM. mm inch MIN TYP MAX MIN TYP MAX A 4.30 4.80 0.169 0.189 C 1.17 1.37 0.046 0.054 D 2.40 2.80 0.094 0.110 E 0.35 0.55 0.014 0.021 F 0.80 1.05 0.031 0.041 G 3.20 3.60 0.126 0.142 G1 6.60 7.00 0.260 0.275 H1 9.30 9.70 0.366 0.382 H2 10.40 0.409 H3 10.05 10.40 0.396 0.409 L2 14.60 15.20 0.575 0.598 L3 3.50 4.10 0.137 0.161 L5 2.60 3.00 0.102 0.118 L6 15.10 15.80 0.594 0.622 L7 6.00 6.60 0.236 0.260 V4 90 o 90 o Diam. 3.65 3.85 0.144 0.151 PO1OL1_E PENTAWATT (HORIZONTAL) MECHANICAL DATA VN02H 8/10 |