| データシートサーチシステム |
|
XIO2000AI データシート(PDF) 19 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
XIO2000AI データシート(HTML) 19 Page - TEXAS ADVANCED OPTOELECTRONIC SOLUTIONS |
|
19 / 159 page ![]() Introduction 9 April 2007 Revised October 2008 SCPS155C Table 2−2. ZHH Terminals Sorted Alphanumerically BGA BALL # SIGNAL NAME BGA BALL # SIGNAL NAME BGA BALL # SIGNAL NAME A02 AD11 D04 VDD_33 H02 AD21 A03 AD9 D05 VDD_33 H03 AD20 A04 VCCP D06 AD1 H04 AD22 A05 AD5 D07 CLKOUT0 H06 VSS A06 AD2 D08 VDD_15 H07 VSS A07 AD0 D09 VDD_33 H08 VSS A08 REQ1 D10 CLKOUT3 H09 VSS A09 CLKOUT2 D11 GNT4 H11 VDDA_15 A10 REQ3 D12 VSSA H12 PERST A11 REQ4 D13 RSVD H13 VDDA_15 A12 REQ5 D14 RSVD H14 VDD_33_COMB A13 CLKOUT6 E01 TRDY J01 AD23 A14 REFCLK_SEL E02 DEVSEL J02 C/BE[3] B01 AD13 E03 STOP J03 AD24 B02 AD12 E04 IRDY J04 AD25 B03 AD10 E11 VDDA_15 J06 VDD_33 B04 C/BE[0] E12 VSSA J07 VDD_33 B05 AD6 E13 RXN J08 VSS B06 AD4 E14 RXP J09 VSS B07 REQ0 F01 FRAME J11 VDDA_33 B08 CLKOUT1 F02 C/BE[2] J12 VDD_33_AUX B09 GNT2 F03 AD16 J13 REF1_PCIE B10 CLKOUT4 F04 VDD_33 J14 REF0_PCIE B11 CLKOUT5 F06 VSS K01 AD26 B12 EXT_ARB_EN F07 VSS K02 AD27 B13 CLKRUN_EN F08 VSS K03 AD28 B14 VSSA F09 VDD_33 K04 VDD_33 C01 C/BE[1] F11 VSSA K11 VSSA C02 AD15 F12 VDDA_15 K12 VDD_33_COMBIO C03 AD14 F13 VSS K13 VDD_15_COMB C04 AD8 F14 VDD_15 K14 WAKE C05 AD7 G01 VCCP L01 AD31 C06 AD3 G02 AD17 L02 AD30 C07 GNT0 G03 AD18 L03 CLK C08 GNT1 G04 VDD_15 L04 AD29 C09 REQ2 G06 VSS L05 VDD_15 C10 GNT3 G07 VSS L06 GPIO7 C11 GNT5 G08 VSS L07 RSVD C12 VDDA_33 G09 VSS L08 VDD_33 C13 REFCLK+ G11 VSSA L09 VSS C14 REFCLK− G12 VSSA L10 RSVD D01 SERR G13 TXN L11 VSS D02 PAR G14 TXP L12 PME D03 PERR H01 AD19 L13 GRST |