データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1387 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2SA1387
部品情報  Silicon PNP Power Transistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SA1387 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SA1387 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1387 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1387 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1387 Datasheet HTML 4Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Inchange Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
2SA1387
CHARACTERISTICS
Tj=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
TYP.
MAX
UNIT
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC=-10mA ;IB=0
-50
V
VCEsat
Collector-emitter saturation voltage
IC=-3A ;IB=-0.075A
B
-0.15
-0.4
V
VBEsat
Base-emitter saturation voltage
IC=-3A ; IB=-0.075A
-0.8
-1.2
V
ICBO
Collector cut-off current
VCB=-50V; IE=0
-1
μA
IEBO
Emitter cut-off current
VEB=-7V; IC=0
-1
μA
hFE-1
DC current gain
IC=-1A ; VCE=-1V
150
400
hFE-2
DC current gain
IC=-3A ; VCE=-1V
70
fT
Trainsition frequency
IC=-1A ; VCE=-4V
80
MHz
Cob
Collector output capacitance
IE=0; VCE=-10V;f=1MHz
200
pF
Switching times
Ton
Turn-on time
0.2
μs
ts
Storage time
1.0
μs
tf
Fall time
IB1=-IB2=-0.075A
VCC≈-30V;RL=10Ω
0.2
μs
2



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com