データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA1387 データシート(PDF) 3 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2SA1387
部品情報  Silicon PNP Power Transistors
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2SA1387 データシート(HTML) 3 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2SA1387 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1387 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1387 Datasheet HTML 3Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2SA1387 Datasheet HTML 4Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Inchange Semiconductor
Product Specification
Silicon PNP Power Transistors
2SA1387
PACKAGE OUTLINE
Fig.2 Outline dimensions (unindicated tolerance:±0.15 mm)
3



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com