データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SPT574BCJ データシート(PDF) 11 Page - Cadeka Microcircuits LLC.

部品番号 SPT574BCJ
部品情報  FAST, COMPLETE 12-BIT mP COMPATIBLE A/D CONVERTER WITH SAMPLE/HOLD
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CADEKA [Cadeka Microcircuits LLC.]
ホームページ  http://www.cadeka.com
Logo CADEKA - Cadeka Microcircuits LLC.

SPT574BCJ データシート(HTML) 11 Page - Cadeka Microcircuits LLC.

Back Button SPT574BCJ Datasheet HTML 4Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 5Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 6Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 7Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 8Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 9Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 10Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 11Page - Cadeka Microcircuits LLC. SPT574BCJ Datasheet HTML 12Page - Cadeka Microcircuits LLC.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 12 page
background image
SPT574
A
B
C
D
E
F
G
1
28
I
H
J
INCHES
MILLIMETERS
SYMBOL
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.077
0.093
1.96
2.36
B
0.016
0.020
0.41
0.51
C
0.095
0.105
2.41
2.67
D
.050 typ
1.27 typ
E
0.040
0.060
1.02
1.52
F
0.215
0.235
5.46
5.97
G
1.388
1.412
35.26
35.86
H
0.585
0.605
14.86
15.37
I
0.009
0.012
0.23
0.30
J
0.600
0.620
15.24
15.75
28-Lead Sidebrazed
PACKAGE OUTLINES
28-Lead SOIC
1
28
A
B
CD
E
F
G
I H
H
INCHES
MILLIMETERS
SYMBOL
MIN
MAX
MIN
MAX
A
0.696
0.712
17.68
18.08
B
0.004
0.012
0.10
0.30
C
.050 typ
1.27 typ
D
0.014
0.019
0.36
0.48
E
0.009
0.012
0.23
0.30
F
0.080
0.104
2.03
2.64
G
0.016
0.050
0.41
1.27
H
0.394
0.419
10.01
10.64
I
0.291
0.299
7.39
7.59
11
8/1/00



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12