| データシートサーチシステム |
|
TC500ACPF データシート(PDF) 21 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TC500ACPF データシート(HTML) 21 Page - Microchip Technology |
|
21 / 38 page ![]() © 2008 Microchip Technology Inc. DS21428E-page 21 TC500/A/510/514 FIGURE 9-3: TC510 To IBM® Compatible Printer Port. PC Printer Port PORT 0378 Hex Input + +5V 10 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 100 kΩ 1 μF 1 μF 1 21 2 2 3 3 4 16 15 CAP- 5 6 7 8 19 10 18 17 9 22 23 24 DGND VOUT- VDD A B CINT CAZ BUF ACOM TC510 CREF+ VIN+ CAP+ CMPTR 0.22 μF 0.22 μF 0.01 μF 0.01 μF 1 μF 0.33 μF MCP1525 CREF- VREF+ VREF- VIN- – |