| データシートサーチシステム |
|
MPC8377ECVRALGA データシート(PDF) 98 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC8377ECVRALGA データシート(HTML) 98 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
98 / 124 page ![]() MPC8377E PowerQUICC™ II Pro Processor Hardware Specifications, Rev. 2 98 Freescale Semiconductor Package and Pin Listings PCI_AD9 P28 I/O OVDD — PCI_AD10 U25 I/O OVDD — PCI_AD11 R28 I/O OVDD — PCI_AD12 U26 I/O OVDD — PCI_AD13 U24 I/O OVDD — PCI_AD14 T29 I/O OVDD — PCI_AD15 V24 I/O OVDD — PCI_AD16 Y26 I/O OVDD — PCI_AD17 V28 I/O OVDD — PCI_AD18 AA25 I/O OVDD — PCI_AD19 AA26 I/O OVDD — PCI_AD20 W29 I/O OVDD — PCI_AD21 AA24 I/O OVDD — PCI_AD22 AA27 I/O OVDD — PCI_AD23 AC26 I/O OVDD — PCI_AD24 AB25 I/O OVDD — PCI_AD25 AB24 I/O OVDD — PCI_AD26 AA28 I/O OVDD — PCI_AD27 AA29 I/O OVDD — PCI_AD28 AC24 I/O OVDD — PCI_AD29 AC25 I/O OVDD — PCI_AD30 AB28 I/O OVDD — PCI_AD31 AE24 I/O OVDD — PCI_C_BE_B0 T26 I/O OVDD — PCI_C_BE_B1 T28 I/O OVDD — PCI_C_BE_B2 V29 I/O OVDD — PCI_C_BE_B3 Y29 I/O OVDD — PCI_DEVSEL_B U28 I/O OVDD 5 PCI_FRAME_B V27 I/O OVDD — PCI_GNT_B0 AE27 I/O OVDD — PCI_GNT_B[1]/CPCI_HS_LED AC28 O OVDD — PCI_GNT_B[2]/CPCI_HS_ENUM AD27 O OVDD — PCI_GNT_B[3]/PCI_PME AC27 O OVDD — Table 71. TePBGA II Pinout Listing (continued) Signal Package Pin Number Pin Type Power Supply Notes |