データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FM24V10 データシート(PDF) 15 Page - Ramtron International Corporation

部品番号 FM24V10
部品情報  1Mb Serial 3V F-RAM Memory
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RAMTRON [Ramtron International Corporation]
ホームページ  http://www.ramtron.com
Logo RAMTRON - Ramtron International Corporation

FM24V10 データシート(HTML) 15 Page - Ramtron International Corporation

Back Button FM24V10 Datasheet HTML 7Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 8Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 9Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 10Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 11Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 12Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 13Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 14Page - Ramtron International Corporation FM24V10 Datasheet HTML 15Page - Ramtron International Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 15 / 15 page
background image
FM24V10 - 1Mb I2C FRAM
Rev. 1.1
Feb. 2009
Page 15 of 15
Revision History
Revision
Date
Summary
1.0
8/22/2008
Initial Release
1.1
2/2/2009
Added tape and reel ordering information.
Ordering Information
Part Number
Features
Operating
Voltage
Reset
Threshold
Package
FM24V10-G
Device ID
2.0-3.6V
-
8-pin “Green”/RoHS SOIC
FM24VN10-G
Device ID, S/N
2.0-3.6V
-
8-pin “Green”/RoHS SOIC
FM24V10-GTR
Device ID
2.0-3.6V
-
8-pin “Green”/RoHS SOIC
in Tape & Reel
FM24VN10-GTR
Device ID, S/N
2.0-3.6V
-
8-pin “Green”/RoHS SOIC
in Tape & Reel



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com