| データシートサーチシステム |
|
MPC5123 データシート(PDF) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
MPC5123 データシート(HTML) 5 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
5 / 86 page ![]() Pin Assignments MPC5121E/MPC5123 Data Sheet, Rev. 4 Freescale Semiconductor 5 2 Pin Assignments This section details pin assignments. 2.1 516-TEPBGA Ball Map Figure 2. Ball Map for the MPC5121e 516 TEPBGA Package 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 1415 1617 1819 2021 2223 2425 26 A VSS VSS SATA_ RXN SATA_ RXP SATA_ RX_VS SA PSC7_ 4 PSC7_ 3 PSC6_ 4 PSC6_ 2 PSC6_ 0 PSC11 _0 PSC10 _2 PSC2_ 3 PSC1_ 3 PSC1_ 1 PSC0_ 1 CAN1_ TX GPIO2 8 RTC_X TALO USB2_ DRVVB US USB_D M USB_D P USB_T PA VSS B VSS VSS VSS SATA_ RX_VS SA VSS PSC8_ 3 VSS PSC7_ 0 PSC6_ 3 VDD_I O PSC11 _1 VSS PSC10 _1 PSC2_ 1 VDD_I O PSC0_ 4 VSS GPIO3 1 CAN2_ RX VSS USB2_ VBUS_ PWR_F AULT VSS USB_V SSA_B IAS USB_X TALO VDD_I O VSS C VSS SATA_ XTALO SATA_ XTALI VSS SATA_ VDDA_ 1P2 PSC9_ 0 PSC8_ 2 PSC7_ 2 AVDD_ FUSE WR PSC6_ 1 PSC11 _2 PSC10 _3 PSC10 _0 PSC2_ 0 PSC1_ 0 PSC0_ 3 PSC_ MCLK_ IN GPIO3 0 CAN1_ RX RTC_X TALI USB_V DDA USB_V SSA VSS USB_X TALI VSS PCI_C LK D SATA_ VDDA_ 1P2 VSS SATA_ PLL_V SSA SATA_ VDDA_ 3P3 SATA_ VDDA_ VREG PSC9_ 3 PSC9_ 1 PSC8_ 1 VDD_I O VDD_I O PSC11 _4 VSS PSC2_ 4 PSC1_ 4 VDD_I O PSC0_ 0 VSS HIB_M ODE VBAT_ RTC USB_V DDA USB_V BUS USB_V DDA_B IAS USB_P LL_PW R3 VSS VSS PCI_R EQ2 E SATA_ TXN SATA_V DDA_1 P2 SATA_P LL_VDD A1P2 SATA_R ESREF SATA_A NAVIZ PSC9_ 4 PSC9_ 2 PSC8_ 4 PSC8_ 0 PSC7_ 1 PSC11 _3 PSC10 _4 PSC2_ 2 PSC1_ 2 PSC0_ 2 CAN2_ TX GPIO2 9 VSS USB_U ID USB_V SSA USB_V SSA USB_R REF USB_PL L_GND PCI_G NT2 PCI_G NT0 PCI_R EQ1 F SATA_ TXP VSS VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD_I O VDD_I O VDD_I O VSS VSS VDD_I O VSS PCI_RS T_OUT VDD_I O PCI_A D30 VDD_I O PCI_A D28 G SATA_ TX_VS SA NFC_R E NFC_ WE NFC_ WP VSS PCI_G NT1 PCI_R EQ0 PCI_A D29 PCI_A D26 PCI_C/ BE3 H NFC_R /B PATA_ DACK NFC_C E0 NFC_A LE NFC_C LE VSS VDD_I O PCI_A D31 VSS PCI_A D24 VSS PCI_A D21 J PATA_I OR PATA_I OCHR DY PATA_I NTRQ PATA_ DRQ VDD_I O PCI_A D27 PCI_A D25 PCI_A D23 PCI_A D20 PCI_A D18 K PATA_ CE1 VDD_I O PATA_I SOLAT E VDD_I O PATA_I OW VSS VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VSS PCI_ID SEL PCI_A D22 PCI_A D19 PCI_A D17 PCI_IR DY L EMB_A D03 EMB_A D02 EMB_A D01 EMB_A D00 PATA_ CE2 VSS VDD_C ORE VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD_C ORE VSS PCI_A D16 VDD_I O PCI_C/ BE2 VDD_I O PCI_D EVSEL M EMB_A D06 VSS EMB_A D05 VSS EMB_A D04 VDD_C ORE VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD_C ORE PCI_T RDY PCI_F RAME PCI_S TOP PCI_P ERR PCI_S ERR N EMB_A D10 EMB_A D09 EMB_A D08 EMB_A D07 VSS VDD_I O VDD_C ORE VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD_C ORE VDD_I O PCI_P AR VSS PCI_C/ BE1 VSS PCI_A D15 P EMB_A D15 EMB_A D14 EMB_A D11 EMB_A D13 EMB_A D12 VDD_I O VDD_C ORE VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD_C ORE VDD_I O PCI_C/ BE0 PCI_A D09 PCI_A D13 PCI_A D14 PCI_A D12 R EMB_A D17 VDD_I O EMB_A D16 VDD_I O EMB_A D19 VDD_C ORE VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD_C ORE PCI_A D03 PCI_A D06 PCI_A D10 PCI_A D11 PCI_A D08 T EMB_A D22 EMB_A D18 EMB_A D20 EMB_A D21 EMB_A D23 VSS VDD_C ORE VSS VSS VSS VSS VSS VSS VDD_C ORE VSS SYS_PL L_AVDD VDD_I O PCI_A D05 VDD_I O PCI_A D07 U EMB_A D25 VSS EMB_A D24 VSS EMB_A D29 VSS VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VDD_C ORE VSS SYS_PL L_AVSS PCI_IN TA PCI_A D00 PCI_A D02 PCI_A D04 V EMB_A D26 EMB_A D27 EMB_A D28 EMB_A D30 EMB_A X01 SRESE T VSS SYS_X TALI VSS PCI_A D01 W EMB_A D31 EMB_A X00 EMB_A X02 LPC_A X03 LPC_C S0 VDD_I O VDD_I O TDO PORE SET HRES ET TEST SYS_X TALO Y LPC_C S2 VDD_I O LPC_C S1 VDD_I O LPC_O E J1850_ TX TDI VSS TMS CKSTP _OUT AA LPC_R WB LPC_A CK PSC4_ 1 LPC_C LK PSC4_ 3 VSS VDD_ MEM_I O VSS VSS VDD_ MEM_I O VDD_ MEM_I O VSS VSS CORE _PLL_ AVDD VSS I2C2_S DA VDD_I O J1850_ RX VDD_I O TRST AB PSC4_ 0 VSS PSC4_ 2 VSS PSC3_ 1 MDQ1 MVTT0 MDQ5 MDQ1 0 VSS MVRE F MDQ1 9 MDQ2 1 MDQ2 7 MDQ3 1 MA1 MA5 VDD_ MEM_I O MA14 MCKE SPDIF _TXCL K I2C1_S CL I2C1_S DA VSS IRQ1 TCK AC PSC5_ 0 PSC4_ 4 PSC5_ 1 PSC3_ 2 VDD_ MEM_I O MDM0 MDQ8 VSS MDQ1 4 VDD_ MEM_I O MDQS 2 VSS MDQ2 5 VDD_ MEM_I O MDQ3 0 MBA1 VSS MA7 MA11 VDD_ MEM_I O MODT VSS I2C0_S CL SPDIF _RX I2C2_S CL IRQ0 AD PSC5_ 2 PSC5_ 3 VSS PSC3_ 3 MDQS 0 MDQ6 MDQ1 1 MDQS 1 VDD_ MEM_I O MDQ1 6 MDQ1 8 MDQ2 0 MDQ2 3 MDQS 3 MDQ2 9 MBA0 MA0 MA4 MA9 MA13 MWE MCS CORE _PLL_ AVSS SPDIF _TX VSS I2C0_S DA AE VDD_I O VDD_I O PSC5_ 4 MDQ2 VDD_ MEM_I O MDQ7 VSS MDM1 MDQ1 2 VDD_ MEM_I O MVTT2 VSS MDQ2 4 MVTT3 VDD_ MEM_I O MDQ2 8 VSS MA2 MA6 VDD_ MEM_I O MA12 MA15 VSS VDD_I O VDD_I O VSS AF VDD_I O PSC3_ 0 PSC3_ 4 MDQ0 MDQ3 MDQ4 MDQ9 MVTT1 MDQ1 3 MDQ1 5 MDQ1 7 MDM2 MDQ2 2 MDQ2 6 MDM3 MCK MCK MBA2 MA3 MA8 MA10 MRAS MCAS VDD_I O |