| データシートサーチシステム |
|
ST7541 データシート(PDF) 30 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7541 データシート(HTML) 30 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
30 / 78 page ![]() ST7541 Ver 1.9 30/78 2007/9/3 Follower voltage reference circuit (External Vout & Internal Regulator) VOUT VSS V0 V1 V2 V3 V4 C2 C2 C2 C2 VSS VOUT V0 VR VSS V0 V1 V2 V3 V4 C2 C2 C2 C2 VSS Rb Ra INTR INTR VSS VDD External External Left is using internal Resister Right is using External Resister C1= 1u F ~ 4.7u F , C2 = 0.1u F ~ 1u F (suggestion value: C1=1uF , C2=0.1uF) |