| データシートサーチシステム |
|
ST7541 データシート(PDF) 43 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
ST7541 データシート(HTML) 43 Page - Sitronix Technology Co., Ltd. |
|
43 / 78 page ![]() ST7541 Ver 1.9 43/78 2007/9/3 Set Partial Display Duty Sets the duty within range of 16 ~ 128 (ICON disabled) or 17 to 129 (ICON enabled) to realize partial display by using the 2-byte instruction. The 1 st Instruction A0 RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 0 1 0 0 1 0 x x The 2 nd Instruction A0 RW DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 0 0 L7 L6 L5 L4 L3 L2 L1 L0 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Valid Display Lines (ICON disabled) Valid Display Lines (ICON enabled) 0 0 0 0 0 0 0 0 : : : : : : : : 0 0 0 0 1 1 1 1 No operation No operation 0 0 0 1 0 0 0 0 16 lines 16+1 lines 0 0 0 1 0 0 0 1 17 lines 17+1 lines : : : : : : : : : : 0 1 1 0 0 1 0 0 100 lines 100+1 lines : : : : : : : : : : 0 1 1 1 1 1 1 1 127 lines 127+1 lines 1 0 0 0 0 0 0 0 128 lines 128+1 lines 1 0 0 0 0 0 0 1 : : : : : : : : 1 1 1 1 1 1 1 1 No Operation No Operation S e ttin g P a rtia l D is p la y S ta rt 1 st I n s tr uc tio n fo r M o de se tting S e ttin g P a rtia l D is p la y E nd 2 nd I n s tr uc tion f o r P a rtia l D is p la y D u ty se tting Figure 22 Sequence For Setting Partial Display |