| データシートサーチシステム |
|
AS1106PL データシート(PDF) 18 Page - ams AG |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
AS1106PL データシート(HTML) 18 Page - ams AG |
|
18 / 20 page ![]() www.austriamicrosystems.com Revision 2.24 18 - 20 AS1106, AS1107 Data Sheet - Pa ckage Drawings and Mark ings Figure 16. 24-pin SOIC Package Note: All dimensions in millimeters. Symbol Min Max Symbol Min Max A 2.44 2.64 H 10.11 10.51 A1 0.10 0.30 h 0.31 0.71 A2 2.24 2.44 J 0.53 0.73 B 0.36 0.46 K 7º BSC C 0.23 0.32 L 0.51 1.01 D 15.20 15.40 R 0.63 0.89 E 7.40 7.50 ZD 0.66 REF e 1.27 BSC α 0º 8º |