データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AS1507 データシート(PDF) 12 Page - ams AG

部品番号 AS1507
部品情報  Dual 256-Tap Digital Potentiometer with SPI Interface and High Endurance EEPROM
PDF  17 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMSCO [ams AG]
ホームページ  http://www.ams.com
Logo AMSCO - ams AG

AS1507 データシート(HTML) 12 Page - ams AG

Back Button AS1507 Datasheet HTML 8Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 9Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 10Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 11Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 12Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 13Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 14Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 15Page - ams AG AS1507 Datasheet HTML 16Page - ams AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 17 page
background image
www.austriamicrosystems.com
Revision 1.00
12 - 17
AS1507
Data Sheet - D e t a i l e d D e s c r i p t i o n
Figure 21. 8-Bit Command Word
Figure 22. 16-Bit Command/Data Word
Figure 23. 16-Bit Read Command
Figure 24. 16-Bit EEPROM Write Command
CSN
SCLK
SDIO
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
CSN
SCLK
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SDIO
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
CSN
SCLK
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SDIO
C7
C6
C5
C4
C3
C2
C1
C0
CSN
SCLK
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
SDIO
0
00
10
0C1
C0
READY
tBUSY



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17