| データシートサーチシステム |
|
HT83F40P データシート(PDF) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
HT83F40P データシート(HTML) 27 Page - Holtek Semiconductor Inc |
|
27 / 62 page ![]() HT83FXX Rev. 1.10 27 January 21, 2010 S I M C 0 R e g i s t e r N o t i m p l e m e n t e d , r e a d a s " 0 " S P I O n / O f f c o n t r o l 1 : e n a b l e 0 : d i s a b l e N o t i m p l e m e n t e d S P I M a s t e r / S l a v e a n d C l o c k C o n t r o l S I M 2 S I M 1 S I M 0 b 0 S I M E N m a s t e r , f S Y S / 4 m a s t e r , f S Y S / 1 6 m a s t e r , f S Y S / 6 4 m a s t e r , f S Y S R e s e r v e d R e s e r v e d R e s e r v e d R e s e r v e d 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 b 7 S I M 1 S I M 0 S I M 2 0 1 0 1 0 1 0 1 SPI Control Register - SIMC0 S I M C 2 R e g i s t e r b 7 T r a n s m i t / R e c e i v e c o m p l e t e f l a g 1 : d a t a t r a n s f e r c o m p l e t e 0 : d a t a t r a n s f e r i n c o m p l e t e W r i t e c o l l i s i o n f l a g 1 : d a t a c o l l i s i o n 0 : n o c o l l i s i o n S C S p i n e n a b l e 1 : e n a b l e 0 : d i s a b l e , S C S f l o a t i n g D a t a s h i f t o r d e r 1 : M S B f i r s t 0 : L S B f i r s t S P I c l o c k e d g e s e l e c t i o n 1 : f a l l i n g e d g e 0 : r i s i n g e d g e S P I c l o c k p o l a r i t y s e l e c t i o n 1 : l o w l e v e l 0 : h i g h l e v e l N o t i m p l e m e n t e d , r e a d a s " 0 " b 0 W C O L T R F C S E N M L S C K E G C K P O L SPI Control Register - SIMC2 |