データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

M23LR64-R-MN6T/2 データシート(PDF) 2 Page - STMicroelectronics

部品番号 M23LR64-R-MN6T/2
部品情報  64 Kbit EEPROM with password protection & dual interface: 400kHz I²C serial bus & ISO 18000-3 mode 1 RF protocol at 13.56MHz
PDF  126 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M23LR64-R-MN6T/2 データシート(HTML) 2 Page - STMicroelectronics

  M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M23LR64-R-MN6T/2 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 126 page
background image
Contents
M24LR64-R
2/126
Doc ID 15170 Rev 9
Contents
1
Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2
Signal description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.1
Serial Clock (SCL) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.2
Serial Data (SDA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3
Chip Enable (E0, E1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.4
Antenna coil (AC0, AC1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.5
VSS ground . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.6
Supply voltage (VCC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6.1
Operating supply voltage VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6.2
Power-up conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6.3
Device reset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.6.4
Power-down conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3
User memory organization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4
System memory area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.1
M24LR64-R RF block security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
4.2
Example of the M24LR64-R security protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
4.3
I2C_Write_Lock bit area . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.4
System parameters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
4.5
M24LR64-R I2C password security . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5.1
I2C Present Password command description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.5.2
I2C Write Password command description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
5I2C device operation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.1
Start condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.2
Stop condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.3
Acknowledge bit (ACK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.4
Data Input . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
5.5
Memory addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.6
Write operations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5.7
Byte Write . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More