| データシートサーチシステム |
|
PIC18F23K20-E/P データシート(PDF) 5 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC18F23K20-E/P データシート(HTML) 5 Page - Microchip Technology |
|
5 / 456 page ![]() 2010 Microchip Technology Inc. DS41303G-page 5 PIC18F2XK20/4XK20 Pin Diagrams RB7/KBI3/PGD RB6/KBI2/PGC RB5/KBI1/PGM RB4/KBI0/AN11 RB3/AN9/C12IN2-/CCP2(1) RB2/INT2/AN8 RB1/INT1/AN10/C12IN3- RB0/INT0/FLT0/AN12 VDD VSS RD7/PSP7/P1D RD6/PSP6/P1C RD5/PSP5/P1B RD4/PSP4 RC7/RX/DT RC6/TX/CK RC5/SDO RC4/SDI/SDA RD3/PSP3 RD2/PSP2 MCLR/VPP/RE3 RA0/AN0/C12IN0- RA1/AN1/C12IN1- RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+ RA3/AN3/VREF+/C1IN+ RA4/T0CKI/C1OUT RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT RE0/RD/AN5 RE1/WR/AN6 RE2/CS/AN7 VDD VSS OSC1/CLKIN/RA7 OSC2/CLKOUT/RA6 RC0/T1OSO/T13CKI RC1/T1OSI/CCP2(1) RC2/CCP1/P1A RC3/SCK/SCL RD0/PSP0 RD1/PSP1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 10 11 2 3 4 5 6 1 8 7 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 22 21 MCLR/VPP/RE3 RA0/AN0/C12IN0- RA1/AN1/C12IN1- RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+ RA3/AN3/VREF+/C1IN+ RA4/T0CKI/C1OUT RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT VSS OSC1/CLKIN/RA7 OSC2/CLKOUT/RA6 RC0/T1OSO/T13CKI RC1/T1OSI/CCP2(1) RC2/CCP1/P1A RC3/SCK/SCL RB7/KBI3/PGD RB6//KBI2/PGC RB5/KBI1/PGM RB4/KBI0/AN11/P1D RB3/AN9/C12IN2-/CCP2(1) RB2/INT2/AN8/P1B RB1/INT1/AN10/C12IN3-/P1C RB0/INT0/FLT0/AN12 VDD VSS RC7/RX/DT RC6/TX/CK RC5/SDO RC4/SDI/SDA 40-pin PDIP 28-pin PDIP, SOIC, SSOP Note 1: RB3 is the alternate pin for CCP2 multiplexing. 2: UQFN package availability applies only to PIC18F23K20. 10 11 2 3 6 1 18 19 20 21 22 12 13 14 15 8 7 16 17 23 24 25 26 27 28 9 5 4 RB3/AN9/C12IN2-/CCP2(1) RB2/INT2/AN8/P1B RB1/INT1/AN10/C12IN3-/P1C RB0/INT0/FLT0/AN12 VDD VSS RC7/RX/DT RA2/AN2/VREF-/CVREF/C2IN+ RA3/AN3/VREF+/C1IN+ RA4/T0CKI/C1OUT RA5/AN4/SS/HLVDIN/C2OUT VSS OSC1/CLKIN/RA7 OSC2/CLKOUT/RA6 28-pin QFN/UQFN(2) PIC18F23K20 PIC18F24K20 PIC18F25K20 PIC18F26K20 |