データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PVAZ172NPBF データシート(PDF) 4 Page - International Rectifier

部品番号 PVAZ172NPBF
部品情報  Power MOSFET Photovoltaic Relay Single Pole, Normally Open
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IRF [International Rectifier]
ホームページ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

PVAZ172NPBF データシート(HTML) 4 Page - International Rectifier

  PVAZ172NPBF Datasheet HTML 1Page - International Rectifier PVAZ172NPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier PVAZ172NPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier PVAZ172NPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier PVAZ172NPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
PVAZ172NPbF
www.irf.com
4
LED Forward Voltage Drop (Volts DC)
16
20
12
8
4
0
0.5
1.0
1.5
2.0
0
CAUTION: provide current limiting
so that 25 mA maximum steady-
state control current rating is
not exceeded
Ambient Temperature (deg. C)
-35
-15
5
25
45
65
85
105
100
30
10
3.0
1.0
0.3
0.1
Figure 5. Typical Normalized Off-State Leakage
Figure 6. Input Characteristics (Current Controlled)
Delay Time (microseconds)
50
100 200
500
20
1000 2000
20
10
5
3
toff
tdly
ton
Figure 7. Typical Delay Times
90%
10%
I
ILED
D
tdly
ton t
off
Figure 8. Delay Time Definitions
Vds, Drain to Source Voltage (V)
10
0
20
30
40
50
0
450
600
300
150
Figure 9. Typical Output
Capacitance



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com