| データシートサーチシステム |
|
430 データシート(PDF) 54 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
430 データシート(HTML) 54 Page - Intel Corporation |
|
54 / 100 page ![]() Land Listing and Signal Descriptions 54 Datasheet VSS D24 Power/Other VSS D3 Power/Other VSS D5 Power/Other VSS D6 Power/Other VSS D9 Power/Other VSS E11 Power/Other VSS E14 Power/Other VSS E17 Power/Other VSS E2 Power/Other VSS E20 Power/Other VSS E25 Power/Other VSS E26 Power/Other VSS E27 Power/Other VSS E28 Power/Other VSS E8 Power/Other VSS F10 Power/Other VSS F13 Power/Other VSS F16 Power/Other VSS F19 Power/Other VSS F22 Power/Other VSS F4 Power/Other VSS F7 Power/Other VSS H10 Power/Other VSS H11 Power/Other VSS H12 Power/Other VSS H13 Power/Other VSS H14 Power/Other VSS H17 Power/Other VSS H18 Power/Other VSS H19 Power/Other VSS H20 Power/Other VSS H21 Power/Other VSS H22 Power/Other VSS H23 Power/Other VSS H24 Power/Other VSS H25 Power/Other VSS H26 Power/Other VSS H27 Power/Other VSS H28 Power/Other VSS H3 Power/Other Table 23. Alphabetical Land Assignments Land Name Land # Signal Buffer Type Direction VSS H6 Power/Other VSS H7 Power/Other VSS H8 Power/Other VSS H9 Power/Other VSS J4 Power/Other VSS J7 Power/Other VSS K2 Power/Other VSS K5 Power/Other VSS K7 Power/Other VSS L23 Power/Other VSS L24 Power/Other VSS L25 Power/Other VSS L26 Power/Other VSS L27 Power/Other VSS L28 Power/Other VSS L29 Power/Other VSS L3 Power/Other VSS L30 Power/Other VSS L6 Power/Other VSS L7 Power/Other VSS M1 Power/Other VSS M7 Power/Other VSS N3 Power/Other VSS N6 Power/Other VSS N7 Power/Other VSS P23 Power/Other VSS P24 Power/Other VSS P25 Power/Other VSS P26 Power/Other VSS P27 Power/Other VSS P28 Power/Other VSS P29 Power/Other VSS P30 Power/Other VSS P4 Power/Other VSS P7 Power/Other VSS R2 Power/Other VSS R23 Power/Other VSS R24 Power/Other VSS R25 Power/Other VSS R26 Power/Other Table 23. Alphabetical Land Assignments Land Name Land # Signal Buffer Type Direction |