データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

450 データシート(PDF) 77 Page - Intel Corporation

部品番号 450
部品情報  Supporting the Intel Celeron processor
PDF  100 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  INTEL [Intel Corporation]
ホームページ  http://www.intel.com
Logo INTEL - Intel Corporation

450 データシート(HTML) 77 Page - Intel Corporation

Back Button 450 Datasheet HTML 73Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 74Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 75Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 76Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 77Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 78Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 79Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 80Page - Intel Corporation 450 Datasheet HTML 81Page - Intel Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 77 / 100 page
background image
Datasheet
77
Thermal Specifications and Design Considerations
Table 27.
Thermal Profile
Power (W)
Maximum
Tc (°C)
Power
Maximum
Tc (°C)
0
43.2
20
53.0
2
44.2
22
54.0
4
45.2
24
55.0
6
46.1
26
55.9
8
47.1
28
56.9
10
48.1
30
57.9
12
49.1
32
58.9
14
50.1
34
59.9
16
51.0
35
60.4
18
52.0
Figure 16.
Thermal Profile
y = 0.49x + 43.3
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
010
20
30
Pow er (W )



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100