| データシートサーチシステム |
|
C5NPD0-DS データシート(PDF) 60 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
C5NPD0-DS データシート(HTML) 60 Page - Freescale Semiconductor, Inc |
|
60 / 100 page ![]() 60 CHAPTER 2: SIGNAL DESCRIPTIONS C5NP S 1-29 S1 VDD33 S9 VDD S17 VDD S25 VDD33 S2 TA2 S10 TWE2X S18 PAD18 S26 MD9 S3 VSS S11 VSS S19 VSS S27 VSS S4 TA10 S12 JSE S20 PAD9 S28 MD3 S5 VDD S13 VDD33 S21 VDD S29 VDD S6 TA17 S14 PAD25 S22 MD18 S7 VSS S15 VSS S23 VSS S8 TCE2X S16 PAD19 S24 MD15 T 1-29 T1 FIN2 T9 TCE3X T17 PAD21 T25 FOUT16 T2 FIN7 T10 TWE3X T18 PAD15 T26 FOUT12 T3 FIN6 T11 JTCK T19 PAD12 TT27 FOUT6 T4 FIN12 T12 JHIGHZ T20 PAD6 T28 FOUT7 T5 FIN16 T13 JCLKBYP T21 PAD3 T29 FOUT2 T6 FIN17 T14 PAD30 T22 PAD0 T7 FIN19 T15 PAD27 T23 FOUT19 T8 TA18X T16 PAD24 T24 FOUT17 U 1-29 U1 VSS U9 VSS U17 VSS U25 VSS U2 FIN4 U10 FIN27 U18 FTXCTL0 U26 FOUT11 U3 VDD33 U11 VDD U19 VDD U27 VDD33 U4 FIN11 U12 FRXCTL0 U20 FOUT27 U28 FOUT4 U5 VSS U13 VSS U21 VSS U29 VSS U6 FIN15 U14 NC8 U22 FOUT24 U7 VDD U15 VDD33 U23 VDD U8 FIN24 U16 NC10 U24 FOUT15 Table 30 Signals Listed by Pin Number (continued) PIN FUNCTION PIN FUNCTION PIN FUNCTION PIN FUNCTION Freescale Semiconductor, Inc. For More Information On This Product, Go to: www.freescale.com |