| データシートサーチシステム |
|
NCE7580D データシート(PDF) 6 Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
NCE7580D データシート(HTML) 6 Page - Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd |
|
6 / 7 page ![]() Wuxi NCE Power Semiconductor Co., Ltd Page v1.0 6 NCE7580D Pb Free Product http://www.ncepower.com TO-263-2L PACKAGE INFORMATION Dimensions In Millimeters Dimensions In Inches Symbol Min Max Min Max A 4.470 4.670 0.176 0.184 A1 0.000 0.150 0.000 0.006 B 1.170 1.370 0.046 0.054 b 0.710 0.910 0.028 0.036 b1 1.170 1.370 0.046 0.054 c 0.310 0.530 0.012 0.021 c1 1.170 1.370 0.046 0.054 D 10.010 10.310 0.394 0.406 E 8.500 8.900 0.335 0.350 e 2.540(TYP.) 0.100(TYP.) e1 4.980 5.180 0.196 0.204 L 15.050 15.450 0.593 0.608 L1 5.080 5.480 0.200 0.216 L2 2.340 2.740 0.092 0.108 L3 1.300 1.700 0.051 0.067 V 5.600 REF. 0.220 REF. |