データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

STM8L101 データシート(PDF) 5 Page - STMicroelectronics

部品番号 STM8L101
部品情報  8-bit ultralow power microcontroller with up to 8 Kbytes Flash multifunction timers, comparators, USART, SPI, I2C
PDF  81 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

STM8L101 データシート(HTML) 5 Page - STMicroelectronics

  STM8L101 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics STM8L101 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 81 page
background image
STM8L101xx
List of figures
Doc ID 15275 Rev 11
5/81
List of figures
Figure 1.
STM8L101xx device block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Figure 2.
Standard 20-pin UFQFPN package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Figure 3.
20-pin UFQFPN package pinout for STM8L101F1U6ATR,
STM8L101F2U6ATR and STM8L101F3U6ATR part numbers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Figure 4.
20-pin TSSOP package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Figure 5.
Standard 28-pin UFQFPN package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Figure 6.
28-pin UFQFPN package pinout for STM8L101G3U6ATR and
STM8L101G2U6ATR part numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Figure 7.
32-pin package pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Figure 8.
Memory map . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Figure 9.
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Figure 10.
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Figure 11.
IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 2 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 12.
IDD(RUN) vs. VDD, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Figure 13.
IDD(WAIT) vs. VDD, fCPU = 2 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 14.
IDD(WAIT) vs. VDD, fCPU = 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Figure 15.
Typ. IDD(Halt) vs. VDD, fCPU = 2 MHz and 16 MHz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Figure 16.
Typical HSI frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Figure 17.
Typical HSI accuracy vs. temperature, VDD = 3 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 18.
Typical HSI accuracy vs. temperature, VDD = 1.65 V to 3.6 V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Figure 19.
Typical LSI RC frequency vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Figure 20.
Typical VIL and VIH vs. VDD (standard I/Os) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 21.
Typical VIL and VIH vs. VDD (true open drain I/Os). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 22.
Typical pull-up resistance RPU vs. VDD with VIN=VSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Figure 23.
Typical pull-up current IPU vs. VDD with VIN=VSS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Figure 24.
Typ. VOL at VDD = 3.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 25.
Typ. VOL at VDD = 1.8 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 26.
Typ. VOL at VDD = 3.0 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 27.
Typ. VOL at VDD = 1.8 V (true open drain ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 28.
Typ. VDD - VOH at VDD = 3.0 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 29.
Typ. VDD - VOH at VDD = 1.8 V (standard ports) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Figure 30.
Typical NRST pull-up resistance RPU vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Figure 31.
Typical NRST pull-up current Ipu vs. VDD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figure 32.
Recommended NRST pin configuration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Figure 33.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Figure 34.
SPI timing diagram - slave mode and CPHA = 1(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Figure 35.
SPI timing diagram - master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Figure 36.
Typical application with I2C bus and timing diagram 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Figure 37.
UFQFPN32 - 32-lead ultra thin fine pitch quad flat no-lead package outline (5 x 5). . . . . . 67
Figure 38.
UFQFPN32 recommended footprint(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Figure 39.
LQFP32 - 32-pin low profile quad flat package outline (7 x 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Figure 40.
LQFP32 recommended footprint(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Figure 41.
UFQFPN28 - 28-lead ultra thin fine pitch quad flat no-lead package outline (4 x 4)(1) . . . . 70
Figure 42.
UFQFPN28 recommended footprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Figure 43.
UFQFPN20 3 x 3 mm 0.6 mm package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 44.
UFQFPN20 recommended footprint (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Figure 45.
TSSOP20 - 20-lead thin shrink small package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Figure 46.
TSSOP20 recommended footprint (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81