データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

SF12 データシート(PDF) 2 Page - Diotech Company.

部品番号 SF12
部品情報  SUPER FAST RECOVERY SILICON RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIOTECH [Diotech Company.]
ホームページ  http://www.kdiode.com
Logo DIOTECH - Diotech Company.

SF12 データシート(HTML) 2 Page - Diotech Company.

  SF12 Datasheet HTML 1Page - Diotech Company. SF12 Datasheet HTML 2Page - Diotech Company.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
SF11 THRU SF18
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0
25
50
75
100
125
150
175
30
25
20
15
10
5.0
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLEAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
TJ=25 C
1
10
100
200
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C
SF11-SF14
SF15-SF18
0
0.4
0.8
1.2
1.6
1.8
0.01
0.1
1
20
10
SF11-SF14
SF15-SF18
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300 ms
1%DUTY CYCLE
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com