| データシートサーチシステム |
|
PIC16F1526 データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
PIC16F1526 データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 354 page ![]() PIC16(L)F1526/27 DS41458A-page 6 Preliminary 2011 Microchip Technology Inc. TABLE 1: 64-PIN DEVICE ALLOCATION TABLE (PIC16(L)F1526/27) RA0 24 AN0 — — — — — — — RA1 23 AN1 — — — — — — — RA2 22 AN2 — — — — — — — RA3 21 AN3 — — — — — — VREF+ RA4 28 — T0CKI — — — — — — RA5 27 AN4 T3G — — — — — — RA6 40 — — — — — — — OSC2/CLKOUT RA7 39 — — — — — — — OSC1/CLKIN RB0 48 AN17 — — — — INT/ IOC Y — RB1 47 AN18 — — — — IOC Y — RB2 46 AN19 — — — — IOC Y — RB3 45 AN20 — — — — IOC Y — RB4 44 AN21 T3CKI(2) — — — IOC Y — RB5 43 AN22 T1G/T3CKI(1) —— — IOC Y — RB6 42 — — — — — IOC Y ICSPCLK/ICDCLK RB7 37 — — — — — IOC Y ICSPDAT/ICDDAT RC0 30 — SOSCO/T1CKI — — — — — — RC1 29 — SOSCI CCP2(1) —— — — — RC2 33 — — CCP1 — — — — — RC3 34 — — — — SCK1/SCL1 — — — RC4 35 — — — — SDI1/SDA1 — — — RC5 36 — — — — SDO1 — — — RC6 31 — — — TX1/CK1 — — — — RC7 32 — — — RX1/DT1 — — — — RD0 58 AN23 — — — — — Y — RD1 55 AN24 T5CKI — — — — Y — RD2 54 AN25 — — — — — Y — RD3 53 AN26 — — — — — Y — RD4 52 — — — — SDO2 — Y — RD5 51 — — — — SDI2, SDA2 — Y — RD6 50 — — — — SCK2, SCL2 — Y — RD7 49 — — — — SS2 —Y — RE0 2 AN27 — — — — Y — RE1 1 AN28 — — — — — Y — RE2 64 AN29 — CCP10 — — — Y — RE3 63 — — CCP9 — — — Y — RE4 62 — — CCP8 — — — Y — RE5 61 — — CCP7 — — — Y — RE6 60 — — CCP6 — — — Y — Note 1: Peripheral pin location selected using APFCON register. Default Location. 2: Peripheral pin location selected using APFCON register. Alternate Location. 3: Weak pull-up is always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. |