データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

D13005 データシート(PDF) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 D13005
部品情報  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

D13005 データシート(HTML) 4 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  D13005 Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
R
3DD13005MD
版本:
200910C
4/6
外形尺寸
PACKAGE MECHANICAL DATA
单位 Unit :mm
TO-220
E
φP
e
e
b
F
A
Q1
c
c1
B
  
符号
symbol
MIN
MAX
A4.40
4.80
B1.10
1.40
b0.70
0.95
c0.28
0.48
c1
0.32
0.52
D
14.45
16.00
D2
8.20
9.20
E9.60
10.40
e2.39
2.69
F1.20
1.35
L
13.05
14.05
L2
3.70
3.90
Q2.40
3.00
Q1
2.20
2.90
P3.50
4.00



Html Pages

1 2 3 4 5 6