データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

D13005 データシート(PDF) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

部品番号 D13005
部品情報  HIGH VOLTAGE FAST-SWITCHING NPN POWER TRANSISTOR
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  JSMC [JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.]
ホームページ  http://www.hwdz.com.cn
Logo JSMC - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

D13005 データシート(HTML) 5 Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.

  D13005 Datasheet HTML 1Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 2Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 3Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 4Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 5Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD. D13005 Datasheet HTML 6Page - JILIN SINO-MICROELECTRONICS CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
R
3DD13005MD
版本:
200910C
5/6
外形尺寸
PACKAGE MECHANICAL DATA
单位 Unit :mm
TO-220HF
E
φP
A
F
c
Q1
e
e
b
B1
符
号
Symbol
Min
Max
A
4.0
5.0
B1
0.87
1.27
b
0.72
0.92
c
0.5
0.70
D
15.0
16.5
D2
7.8
9.4
E
9.62
10.62
e
2.54(typ)
F
2.3
3.3
L
12.0
14.0
L2
3.1
3.5
ΦP
3.0
3.4
Q
3.15
3.55
Q1
2.2
2.5



Html Pages

1 2 3 4 5 6