データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXGH28N60B データシート(PDF) 2 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXGH28N60B
部品情報  Low V IGBT
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXGH28N60B データシート(HTML) 2 Page - IXYS Corporation

  IXGH28N60B Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 5 page
background image
IXYS reserves the right to change limits, test conditions, and dimensions.
IXYS MOSFETs and IGBTs are covered by one or more
of the following U.S. patents:
4,835,592 4,881,106 5,017,508 5,049,961 5,187,117 5,486,715 6,306,728B1 6,259,123B1 6,306,728B1
4,850,072 4,931,844 5,034,796 5,063,307 5,237,481 5,381,025 6,404,065B1 6,162,665
6,534,343
Symbol
Test Conditions
Characteristic Values
(T
J = 25°C, unless otherwise specified)
min.
typ.
max.
g
fs
I
C
= I
C90; VCE = 10 V,
15
25
S
Pulse test, t
≤ 300 µs, duty cycle ≤ 2 %
C
ies
1500
pF
C
oes
V
CE = 25 V, VGE = 0 V, f = 1 MHz
130
pF
C
res
42
pF
Q
g
68
100 nC
Q
ge
I
C
= I
C90, VGE = 15 V, VCE = 0.5 VCES
15
30 nC
Q
gc
20
40 nC
t
d(on)
15
ns
t
ri
25
ns
t
d(off)
175
400
ns
t
fi
260
400
ns
E
off
24 mJ
t
d(on)
15
ns
t
ri
25
ns
E
on
0.2
mJ
t
d(off)
400
ns
t
fi
400
ns
E
off
3mJ
R
thJC
0.83 K/W
R
thCK
TO-247
0.25
K/W
Inductive load, T
J = 25°
°°°°C
I
C
= I
C90, VGE = 15 V
V
CE = 0.8 VCES, RG = Roff = 10 Ω
Inductive load, T
J = 125°
°°°°C
I
C
= I
C90, VGE = 15 V
V
CE = 0.8 VCES, RG = Roff = 10 Ω
TO-247 AD Outline
Dim.
Millimeter
Inches
Min.
Max.
Min. Max.
A
4.7
5.3
.185
.209
A
1
2.2
2.54
.087
.102
A
2
2.2
2.6
.059
.098
b
1.0
1.4
.040
.055
b
1
1.65
2.13
.065
.084
b
2
2.87
3.12
.113
.123
C
.4
.8
.016
.031
D
20.80
21.46
.819
.845
E
15.75
16.26
.610
.640
e
5.20
5.72
0.205 0.225
L
19.81
20.32
.780
.800
L1
4.50
.177
∅P
3.55
3.65
.140
.144
Q
5.89
6.40
0.232 0.252
R
4.32
5.49
.170
.216
S
6.15 BSC
242 BSC
1
2
3
IXGH 28N60B
IXGT 28N60B
TO-268 Outline
Terminals: 1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter
Tab - Collector
Terminals:
1 - Gate
2 - Collector
3 - Emitter
Tab-Collector



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com