データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

IXGH28N60B データシート(PDF) 3 Page - IXYS Corporation

部品番号 IXGH28N60B
部品情報  Low V IGBT
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  IXYS [IXYS Corporation]
ホームページ  http://www.ixys.com
Logo IXYS - IXYS Corporation

IXGH28N60B データシート(HTML) 3 Page - IXYS Corporation

  IXGH28N60B Datasheet HTML 1Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 2Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 3Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 4Page - IXYS Corporation IXGH28N60B Datasheet HTML 5Page - IXYS Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
© 2003 IXYS All rights reserved
IXGH 28N60B
IXGT 28N60B
Fig. 2. Extended Output Characteristics
@ 25 deg. C
0
40
80
120
160
200
240
0
2
4
6
8
1012 1416 1820
V
C E - V olts
VGE = 15V
5V
7V
9V
11V
13V
Fig. 3. Output Characteristics
@ 125 Deg. C
0
10
20
30
40
50
60
0.51
1.5
2
2.533.5
V
CE - V olts
VGE = 15V
13V
11V
9V
7V
5V
Fig. 1. Output Characteristics
@ 25 Deg. C
0
10
20
30
40
50
60
0.5
1
1.5
2
2.5
3
V
C E - V olts
VGE = 15V
13V
11V
9V
7V
5V
Fig. 4. Dependence of V
CE(sat) on
Tem perature
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
T
J - Degrees Centigrade
IC = 28A
IC = 14A
V
GE = 15V
IC = 56A
Fig. 5. Collector-to-Em itter Voltage
vs. Gate-to-Em itter voltage
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
15 16
17
V
G E - Volts
TJ = 25ºC
IC = 56A
28A
14A
Fig. 6. Input Adm ittance
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
45
6
7
89
V
G E - V olts
TJ = 125ºC
25ºC
-40ºC



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com