データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LPS3015 データシート(PDF) 2 Page - Microchip Technology

部品番号 LPS3015
部品情報  High Voltage Input Integrated Switch Step-Down Regulator
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICROCHIP [Microchip Technology]
ホームページ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

LPS3015 データシート(HTML) 2 Page - Microchip Technology

  LPS3015 Datasheet HTML 1Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 2Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 3Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 4Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 5Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 6Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 7Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 8Page - Microchip Technology LPS3015 Datasheet HTML 9Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 38 page
background image
MCP16301
DS25004A-page 2
© 2011 Microchip Technology Inc.
Typical Applications
VIN
GND
VFB
SW
VIN
6.0V To 30V
VOUT
5.0V @ 600 mA
COUT
2 X10 µF
CIN
10 µF
L1
22 µH
BOOST
52.3 K
Ω
10 K
Ω
EN
1N4148
40V
Schottky
Diode
CBOOST
100 nF
VIN
GND
VFB
SW
VIN
4.5V To 30V
VOUT
3.3V @ 600 mA
COUT
2 X10 µF
CIN
10 µF
L1
15 µH
BOOST
31.2 K
Ω
10 K
Ω
EN
1N4148
40V
Schottky
Diode
CBOOST
100 nF
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
10
100
1000
IOUT (mA)
VOUT = 5.0V
VOUT = 3.3V
VIN = 12V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com