| データシートサーチシステム |
|
16F1827 データシート(PDF) 6 Page - Microchip Technology |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
16F1827 データシート(HTML) 6 Page - Microchip Technology |
|
6 / 406 page ![]() TABLE 1: 18/20/28-PIN SUMMARY (PIC16(L)F1826/27) RA0 17 19 23 Y AN0 — CPS0 C12IN0- — — — — SDO2(2) — — N — RA1 18 20 24 Y AN1 — CPS1 C12IN1- — — — — SS2(2) — — N — RA2 1 1 26 Y AN2 VREF- DACOUT CPS2 C12IN2- C12IN+ — — — — — — — N — RA3 2 2 27 Y AN3 VREF+ CPS3 C12IN3- C1IN+ C1OUT SRQ — CCP3(2) — — — — N — RA4 3 3 28 Y AN4 — CPS4 C2OUT SRNQ T0CKI CCP4(2) — — — — N — RA5 4 4 1 N — — — — — — — — SS1(1) — — Y(3) MCLR, VPP RA6 15 17 20 N — — — — — — P1D(1) P2B(1,2) — SDO1(1) — — N OSC2 CLKOUT CLKR RA7 16 18 21 N — — — — — — P1C(1) CCP2(1,2) P2A(1,2) — — — — N OSC1 CLKIN RB0 6 7 7 N — — — — SRI T1G CCP1(1) P1A(1) FLT0 — — INT IOC — Y — RB1 7 8 8 Y AN11 — CPS11 — — — — RX(1,4) DT(1,4) SDA1 SDI1 IOC — Y — RB2 8 9 9 Y AN10 — CPS10 — — — — RX(1),DT(1) TX(1,4) CK(1,4) SDA2(2) SDI2(2) SDO1(1,4) IOC MDMIN Y — RB3 9 10 10 Y AN9 — CPS9 — — — CCP1(1,4) P1A(1,4) — — IOC MDOUT Y — RB4 10 11 12 Y AN8 — CPS8 — — — — — SCL1 SCK1 IOC MDCIN2 Y — RB5 11 12 13 Y AN7 — CPS7 — — — P1B TX(1) CK(1) SCL2(2) SCK2(2) SS1(1,4) IOC — Y — RB6 12 13 15 Y AN5 — CPS5 — — T1CKI T1OSI P1C(1,4) CCP2(1,2,4) P2A(1,2,4) — — IOC — Y ICSPCLK/ ICDCLK RB7 13 14 16 Y AN6 — CPS6 — — T1OSO P1D(1,4) P2B(1,2,4) — — IOC MDCIN1 Y ICSPDAT/ ICDDAT VDD 14 15,16 17,19 — — — — — — — — — — — — — VDD Vss 5 5,6 3,5 ——— — — —— — — — — —— VSS Note 1: Pin functions can be moved using the APFCON0 or APFCON1 register. 2: Functions are only available on the PIC16(L)F1827. 3: Weak pull-up always enabled when MCLR is enabled, otherwise the pull-up is under user control. 4: Default function location. |