データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MM912_634 データシート(PDF) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

部品番号 MM912_634
部品情報  Integrated S12 Based Relay Driver with LIN
PDF  345 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FREESCALE [Freescale Semiconductor, Inc]
ホームページ  http://www.freescale.com
Logo FREESCALE - Freescale Semiconductor, Inc

MM912_634 データシート(HTML) 7 Page - Freescale Semiconductor, Inc

Back Button MM912_634 Datasheet HTML 3Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 4Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 5Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 6Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 7Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 8Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 9Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 10Page - Freescale Semiconductor, Inc MM912_634 Datasheet HTML 11Page - Freescale Semiconductor, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 345 page
background image
Pin Assignment
MM912_634 Advance Information, Rev. 4.0
Freescale Semiconductor
7
2
Pin Assignment
Figure 3. MM912_634 Pin Out
NOTE
The device exposed pad (package option AE only) is recommended to be connected to
GND.
Not all pins are available for analog die option 2. See Section 4.3.3, “Analog Die Options for
details.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PA6
VSSRX
VDDRX
PE0/EXTAL
PE1/XTAL
TEST
PA5
PA4
PA3
PA2
PA1
PA0
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
L5
PTB0
LGND
L4
L3
L2
L1
L0
AGND
ADC2p5
PTB2
PTB1



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com