データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAV99W データシート(PDF) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

部品番号 BAV99W
部品情報  Surface Mount Switching Diode
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  SECOS [SeCoS Halbleitertechnologie GmbH]
ホームページ  http://www.secosgmbh.com
Logo SECOS - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

BAV99W データシート(HTML) 2 Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH

  BAV99W Datasheet HTML 1Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH BAV99W Datasheet HTML 2Page - SeCoS Halbleitertechnologie GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Any changing of specification will not be informed individual
BAV99W
Dual Series Chips
Surface Mount Switching Diode
100
0.2
0.4
VF, Forward Voltage (V)
0.6
0.8
1.0
1.2
10
1.0
0.1
TA = 85°C
10
0
VR, Reverse Voltage (V)
1.0
0.1
0.01
0.001
10
20
30
40
50
0.68
0
VR, Reverse Voltage (V)
0.64
0.60
0.56
0.52
24
6
8
Figure 2. Forward Voltage
Figure 3. Leakage Current
Figure 4. Capacitance
TA = – 40°C
TA = 25°C
TA = 150°C
TA = 125°C
TA = 85°C
TA = 55°C
TA = 25°C
Notes: 1. A 2.0 k
Ω variable resistor adjusted for a Forward Current (IF) of 10 mA.
Notes: 2. Input pulse is adjusted so IR(peak) is equal to 10 mA.
Notes: 3. tp » trr
+10 V
2.0 k
820
Ω
0.1
µF
DUT
VR
100
µH
0.1
µF
50
Ω Output
Pulse
Generator
50
Ω Input
Sampling
Oscilloscopes
tr
tp
t
10%
90%
IF
IR
trr
t
IR(REC) = 1.0 mA
Output Pulse
(IF = IR = 10 mA; Measured
at IR(REC) = 1.0 mA)
IF
Input Signal
Figure 1. Recovery Time Equivalent Test Circuit
http://www.SeCoSGmbH.com
Elektronische Bauelemente
01-Jun-2004 Rev. B
Page 2 of 2



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com